Part Number Hot Search : 
837ET KM113J HBZ331 AD8554AR ICX039 P2501 ISL3990 SKKH92
Product Description
Full Text Search
 

To Download B125C7000-4000A Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  b40c7000-4000a ... b500c7000-4000a b40c7000-4000a ... b500c7000-4000a single phase bridge rectifier einphasen-brckengleichrichter i fav = 7.0/4.0 a v f < 1.0 v t jmax = 150 c v rrm = 80 ...1000 v i fsm = 150/165 a t rr ~ 1500 ns version 2017-11-29 32 x 17 x 5.6 dimensions - ma?e [mm] typical application 50/60 hz mains rectification, power supplies commercial grade 1 ) typische anwendung 50/60 hz netzgleichrichtung, stromversorgungen standardausfhrung 1 ) features ul recognized, file e175067 for free-standing or heatsink assembly (clamp bo2 available) compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheit ul-anerkannt, liste e175067 montage freistehend oder auf khlk?rper (klammer bo2 erh?ltlich) konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) packed in cardboard trays 500 verpackt in einlagekartons weight approx. 9 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl n/a maximum ratings 2 ) grenzwerte 2 ) type typ max. alternating input voltage max. eingangswechselspannung v vrms [v] 3 ) repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung v rrm [v] 4 ) b40c7000-4000a 40 80 b80c7000-4000a 80 160 B125C7000-4000A 125 250 b250c7000-4000a 250 600 b380c7000-4000a 380 800 b500c7000-4000a 500 1000 max. rectified output current free standing dauergrenzstrom am brckenausgang freistehend r-load c-load t a = 50c i fav 4.8 a 5 ) 4.0 a 5 ) max. rectified current on heatsink 300 cm 2 dauergrenzstrom auf khlk?rper 300 cm 2 r-load c-load t c = 50c i fav 8.0 a 7.0 a repetitive peak forward current C periodischer spitzenstrom f > 15 hz i frm 30 a 5 ) peak forward surge current sto?strom in fluss-richtung half sine-wave sinus-halbwelle 50 hz (10 ms) 60 hz (8.3 ms) i fsm 150 a 165 a rating for fusing C grenzlastintegral t < 10 ms i 2 t 112 a 2 s junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t a = 25c unless otherwise specified C t a = 25c wenn nicht anders angegeben 3 eventual superimposed voltage peaks must not exceed v rrm C evtl. berlagerte spannungsspitzen drfen v rrm nicht berschreiten 4 valid per diode C gltig pro diode 5 valid, if leads are kept to ambient temperature t a = 50c at a distance of 5 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 5 mm vom geh?use auf umgebungstemperatur t a = 50c gehalten werden 1 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag pb e l v w e e e r o h s ~ + ~ C 1 6 type typ ? 1.2 2x7.5 10 1 7 0 . 2 1 6 0 . 2 32 0.2 5.6 0.2
b40c7000-4000a ... b500c7000-4000a characteristics kennwerte forward voltage C durchlass-spannung t j = 25c i f = 5 a v f < 1.0 v 1 ) leakage current C sperrstrom t j = 25c v r = v rrm i r < 5 a 1 ) reverse recovery time C sperrverzug i f = 0.5 a through/ber i r = 1 a to i r = 0.25 a t rr typ. 1500 ns 1 ) typical junction capacitance C typische sperrschichtkapazit?t v r = 4 v c j 40 pf 1 ) thermal resistance junction to ambient (per device) w?rme widerstand sperrschicht C umgebung (pro bauteil) r tha < 15 k/w 2 ) type typ recomm. protective resistance empf. schutzwiderstand r t [] 3 ) admiss. load capacitor at r t zul. ladekondensator mit r t c l [f] 4 ) b40c7000-4000a 0.5 10000 b80c7000-4000a 1.0 5000 B125C7000-4000A 2.0 2500 b250c7000-4000a 4.0 1500 b380c7000-4000a 5.0 1000 b500c7000-4000a 6.5 800 disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder oder internet 1 valid per diode C gltig pro diode 2 valid, if leads are kept to ambient temperature t a = 50c at a distance of 5 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 5 mm vom geh?use auf umgebungstemperatur t a = 50c gehalten werden 3 r t = v rrm / i fsm r t is the equivalent resistance of any protective element which ensures that i fsm is not exceeded r t ist der ersatzwiderstand eines jeglichen schutzelementes, welches ein berschreiten von i fsm verhindert 4 c l = 5 ms / r t if the r t c l time constant is less than a quarter of the 50hz mains period, c l can be charged mosty in one mains period. hence, i fsm occurs as a single pulse only! falls die r t c l zeitkonstante kleiner ist als ? der 50hz-netzperiode, kann c l nahezu in einer einzigen netzperiode geladen werden. i fsm tritt dann nur als einzelpuls auf! 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag rated forward current versus ambient temperature zul. richtstrom in abh. von der umgebungstemp. i fav [%] 120 100 80 60 40 20 0 [c] t a 150 100 50 0 r t 3) c l 4) ~ ~ + _ 10 10 10 1 10 3 2 -1 [a] i f forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 t = 25c j t = 125c j 250a-(7.5a-1,05v)


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B125C7000-4000A

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X